Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KFM3030C-D2 Arkusz danych(PDF) 3 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

Numer części KFM3030C-D2
Szczegółowy opis  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
Strona internetowa  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

KFM3030C-D2 Arkusz danych(HTML) 3 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  KFM3030C-D2 Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL KFM3030C-D2 Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL KFM3030C-D2 Datasheet HTML 3Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Pinning information
Simplified outline
Symbol
Marking
Type number
Marking code
KFM3020C-D2
SK3020
KFM3030C-D2
SK3030
KFM3040C-D2
SK3040
KFM3045C-D2
SK3040
KFM3050C-D2
SK3050
KFM3060C-D2
SK3060
KFM3080C-D2
SK3080
KFM30100C-D2
SK30100
KFM30150C-D2
SK30150
KFM30200C-D2
SK30200
Suggested solder pad layout
L
X1
X2
Y1
C
E
Y2
1
3
2
1
2
3
Dimensions in inches and (millimeters)
C
0.098(2.50)
PACKAGE
D2PAK
E
L
X1
X2
Y1
Y2
0.665(16.90)
0.425(10.80)
0.071(1.80)
0.449(11.40)
0.138(3.50)
0.374(9.50)
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
thru
PKFM3 20C-D2
PKFM3 200C-D2
0
0
www.paceleader.tw
3
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P


Podobny numer części - KFM3030C-D2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Illinois Capacitor, Inc...
KFM ILLINOISCAPACITOR-KFM Datasheet
201Kb / 4P
   High temperature - High voltage ??Long Life (10k Hrs)
logo
Cooper Bussmann, Inc.
KFM COOPER-KFM Datasheet
716Kb / 6P
   250V and 600V cable limiters
logo
Eaton All Rights Reserv...
KFM EATON-KFM Datasheet
1Mb / 5P
   250 V and 600 V cable limiters
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
KFM10100C-D PACELEADER-KFM10100C-D Datasheet
310Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
KFM10150C-D PACELEADER-KFM10150C-D Datasheet
310Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - KFM3030C-D2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com