Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK1960 Arkusz danych(PDF) 4 Page - NEC

Numer części 2SK1960
Szczegółowy opis  N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK1960 Arkusz danych(HTML) 4 Page - NEC

  2SK1960 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK1960 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK1960 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK1960 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK1960 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK1960 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SK1960
4
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
GATE TO SOURCE VOLTAGE
0
0.4
0.3
0.2
0.1
VGS - Gate to Source Voltage - V
SOURCE TO DRAIN DIODE
FORWARD VOLTAGE
0.4
10
1
0.1
0.01
0.001
VSD - Source to Drain Voltage - V
CAPACITANCE vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
1
1 000
VDS - Drain to Source Voltage - V
SWITCHING CHARACTERISTICS
0.1
1 000
ID - Drain Current - A
2468
10
ID = 0.1 A
1.5 A
3 A
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
500
200
100
50
20
10
VGS = 0
f = 1 MHz
2
5
10
20
50
100
Coss
Crss
500
200
100
50
20
10
0.2
0.5
1
2
5
10
tr
tf
td(off)
td(on)
Ciss
VDD = 3 V
VGS(on) = 3 V


Podobny numer części - 2SK1960

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1960 KEXIN-2SK1960 Datasheet
46Kb / 1P
   MOS Field Effect Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK1960 RENESAS-2SK1960 Datasheet
262Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1996
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1960 KEXIN-2SK1960_15 Datasheet
1,004Kb / 3P
   N-Channel Enhancement MOSFET
More results

Podobny opis - 2SK1960

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK1272 NEC-2SK1272 Datasheet
401Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK2053 NEC-2SK2053 Datasheet
62Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2090 NEC-2SK2090 Datasheet
59Kb / 6P
   N-Channel MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2109 NEC-2SK2109 Datasheet
58Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2110 NEC-2SK2110 Datasheet
58Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2070 NEC-2SK2070 Datasheet
59Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2159 NEC-2SK2159 Datasheet
62Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK1398 NEC-2SK1398 Datasheet
52Kb / 8P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK680A NEC-2SK680A Datasheet
317Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING?
2SK1958 NEC-2SK1958 Datasheet
60Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK1273 NEC-2SK1273 Datasheet
356Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com