Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FMX058P102 Arkusz danych(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
FMX058P102 Arkusz danych(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
1 / 39 page TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) 26 ML 12/2008 FMS-Series FMS-Serie · Coaxial contact for cable termination · Inner conductor for crimp or solder termination · Crimp Snap-In System · Outer conductor for solder or crimp termination · Koaxialkontakt für Kabelanschluss · Innenleiter zum Crimpen oder Löten · Crimp Snap-In System · Außenleiter zum Löten oder Crimpen FBM-Series FBM-Serie · Coaxial contact for D-Sub / Blind mate / For hidden mounting, e.g. in drawers for frequencies up to 3.5 GHz. · Koaxialkontakte für D-Sub / Blind mate / Für verdecktes Stecken z. B. bei Einschub- schächten für Frequenzen bis zu 3,5 GHz Series Baureihen Code for Special Contacts Nummernschlüssel für Sonderkontakte Ordering Code Bestellschlüssel Modifications Modifikationen Modifications / Modifikationen B Socket with 4 slits Buchse mit vier Schlitzen E With earthing spring mit Erdungsfeder F Greased contacts befettete Kontakte K With plastic retention clip mit Kunststoffhaltering M CuBe retention clip CuBe-Haltering R With knurl for secure fixing in the insulator mit Rändel für festen Sitz im Isolierkörper U Narrower insertion zone for a more secure fixing in the insulator with a Cu-Be-retention clip engeres Einrastmaß für festen Sitz im Isolierkörper mit Cu-Be-Haltering W With spring washer mit Federring FMX-Series FMX-Serie · Coaxial contact for cable termination · Inner conductor for solder termination · Outer conductor for solder termination · Outer conductor for solder or crimp termination · Koaxialkontakt für Kabelanschluss · Innenleiter zum Löten · Außenleiter zum Löten · Außenleiter zum Löten oder Crimpen FMP-Series FMP-Serie FMV-Series FMV-Serie FMG-Series FMG-Serie · High power contacts · Hochstromkontakte · High voltage contacts · Hochspannungskontakte · Pneumatic contacts · Pneumatikkontakte FME-Series FME-Serie · Coaxial contact for PCB termination · Koaxialkontakt für Leiterplattenanschluss |
Podobny numer części - FMX058P102 |
|
Podobny opis - FMX058P102 |