Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HCPL3700V Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części HCPL3700V
Szczegółowy opis  AC/DC to Logic Interface Optocoupler
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL3700V Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HCPL3700V Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor HCPL3700V Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
HCPL3700 Rev. 1.0.3
8
Package Dimensions
Through Hole
Surface Mount
Note:
All dimensions are in inches (millimeters)
0.4" Lead Spacing
8-Pin DIP – Land Pattern
0.200 (5.08)
0.140 (3.55)
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.020 (0.51) MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.300 (7.62)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
15
° MAX
PIN 1
ID.
Lead Coplanarity : 0.004 (0.10) MAX
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.100 (2.54)
TYP
0.020 (0.51)
MIN
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
0.300 (7.62)
TYP
0.405 (10.30)
MAX.
0.315 (8.00)
MIN
0.045 (1.14)
32
1
4
56
7
8
0.016 (0.41)
0.008 (0.20)
PIN 1
ID.
0.200 (5.08)
0.140 (3.55)
0.100 (2.54) TYP
0.022 (0.56)
0.016 (0.41)
0.004 (0.10) MIN
0.390 (9.91)
0.370 (9.40)
0.270 (6.86)
0.250 (6.35)
3
0.070 (1.78)
0.045 (1.14)
2
41
56
7
8
0.400 (10.16)
TYP
0.154 (3.90)
0.120 (3.05)
0.016 (0.40)
0.008 (0.20)
0
° to 15°
PIN 1
ID.
0.070 (1.78)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.100 (2.54)
0.295 (7.49)
0.415 (10.54)


Podobny numer części - HCPL3700V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL3700 FAIRCHILD-HCPL3700 Datasheet
525Kb / 10P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
HCPL3700S FAIRCHILD-HCPL3700S Datasheet
142Kb / 9P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
More results

Podobny opis - HCPL3700V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL3700S FAIRCHILD-HCPL3700S Datasheet
142Kb / 9P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
HCPL3700 FAIRCHILD-HCPL3700 Datasheet
525Kb / 10P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
HCPL-3700 FAIRCHILD-HCPL-3700 Datasheet
137Kb / 11P
   AC/DC TO LOGIC INTERFACE OPTOCOUPLER
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-0370 HP-HCPL-0370 Datasheet
119Kb / 13P
   AC/DC to Logic Interface Optocouplers
HCPL-3700 HP-HCPL-3700 Datasheet
230Kb / 13P
   AC/DC to Logic Interface Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
HCPL-576X BOARDCOM-HCPL-576X Datasheet
1Mb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-576X HP-HCPL-576X Datasheet
164Kb / 11P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-5761 AVAGO-HCPL-5761 Datasheet
717Kb / 10P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
HCPL-5760 AVAGO-HCPL-5760 Datasheet
717Kb / 10P
   AC/DC to Logic Interface Hermetically Sealed Optocouplers
HCPL-2503-000E AVAGO-HCPL-2503-000E Datasheet
316Kb / 12P
   Single Channel, High Speed Logic Interface Optocoupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com