Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFP9240 Arkusz danych(PDF) 4 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

Numer części IRFP9240
Szczegółowy opis  P-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Strona internetowa  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

IRFP9240 Arkusz danych(HTML) 4 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  IRFP9240 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRFP9240 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRFP9240 Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRFP9240 Datasheet HTML 4Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Podobny numer części - IRFP9240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
IRFP9240 SAMSUNG-IRFP9240 Datasheet
508Kb / 12P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Intersil Corporation
IRFP9240 INTERSIL-IRFP9240 Datasheet
56Kb / 7P
   12A, 200V, 0.500 Ohm, P-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRFP9240 IRF-IRFP9240 Datasheet
166Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-12A)
logo
Vishay Siliconix
IRFP9240 VISHAY-IRFP9240 Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
S-Pending-Rev. A, 26-Jun-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFP9240 NJSEMI-IRFP9240 Datasheet
158Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
More results

Podobny opis - IRFP9240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
IRF9530 SAMSUNG-IRF9530 Datasheet
378Kb / 6P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF9540 SAMSUNG-IRF9540 Datasheet
381Kb / 6P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Harris Corporation
IRF9540 HARRIS-IRF9540 Datasheet
424Kb / 7P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Samsung semiconductor
IRFU9010 SAMSUNG-IRFU9010 Datasheet
306Kb / 5P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF9640 NJSEMI-IRF9640 Datasheet
158Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Samsung semiconductor
IRF9Z24 SAMSUNG-IRF9Z24 Datasheet
287Kb / 5P
   P-CHANNEL POWER MOSFETs
IRF9130 SAMSUNG-IRF9130 Datasheet
508Kb / 12P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Texas Instruments
CSD25401Q3 TI1-CSD25401Q3 Datasheet
392Kb / 11P
[Old version datasheet]   P-Channel NexFET??Power MOSFETs
logo
Unisonic Technologies
UTT60P03 UTC-UTT60P03 Datasheet
168Kb / 5P
   -60A, -30V, P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Silicon Standard Corp.
SSM4953M SSC-SSM4953M Datasheet
115Kb / 6P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com