Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMER120C-24500AZ Arkusz danych(PDF) 3 Page - AIMTEC

Numer części AMER120C-24500AZ
Szczegółowy opis  LED Driver / Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER120C-24500AZ Arkusz danych(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER120C-24500AZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Series AMER120C-AZ
up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052.1e R3.D
3 of 6
North America only
Dimensions
Derating
-40 -20
0
20
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
Free Air Convection
55 º C
Safe Operating Area
Ambient Temperature º C
85


Podobny numer części - AMER120C-24500AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER120C-24500CAZ AIMTEC-AMER120C-24500CAZ Datasheet
978Kb / 6P
   LED Driver / Converter
More results

Podobny opis - AMER120C-24500AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR30C-5070AZ AIMTEC-AMEPR30C-5070AZ Datasheet
646Kb / 9P
   LED Driver / Converter
AMER90C-50180CAZ AIMTEC-AMER90C-50180CAZ Datasheet
967Kb / 6P
   LED Driver / Converter
AMER150C-50300CAZ AIMTEC-AMER150C-50300CAZ Datasheet
979Kb / 7P
   LED Driver / Converter
AMEPR60C-50120AZ AIMTEC-AMEPR60C-50120AZ Datasheet
592Kb / 7P
   LED Driver / Converter
AMER90C-50180AZ AIMTEC-AMER90C-50180AZ Datasheet
967Kb / 6P
   LED Driver / Converter
AMER120C-50250CAZ AIMTEC-AMER120C-50250CAZ Datasheet
978Kb / 6P
   LED Driver / Converter
AMER150C-50300AZ AIMTEC-AMER150C-50300AZ Datasheet
1Mb / 7P
   LED Driver / Converter
logo
Zetex Semiconductors
ZXSC400 ZETEX-ZXSC400 Datasheet
195Kb / 16P
   LED DRIVER BOOST CONVERTER
logo
Diodes Incorporated
ZXSC400 DIODES-ZXSC400 Datasheet
203Kb / 16P
   LED DRIVER BOOST CONVERTER
logo
Catalyst Semiconductor
CAT37 CATALYST-CAT37 Datasheet
168Kb / 13P
   CMOS White LED Driver Boost Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com