Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N5237 Arkusz danych(PDF) 3 Page - General Semiconductor

Numer części 1N5237
Szczegółowy opis  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GE [General Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo GE - General Semiconductor

1N5237 Arkusz danych(HTML) 3 Page - General Semiconductor

  1N5237 Datasheet HTML 1Page - General Semiconductor 1N5237 Datasheet HTML 2Page - General Semiconductor 1N5237 Datasheet HTML 3Page - General Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N5225 THRU 1N5267


Podobny numer części - 1N5237

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Surge Components
1N5237 SURGE-1N5237 Datasheet
88Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES?
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5237 JINANJINGHENG-1N5237 Datasheet
383Kb / 4P
   0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Nantong Hornby Electron...
1N5237 HORNBY-1N5237 Datasheet
571Kb / 6P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Seme LAB
1N5237 SEME-LAB-1N5237 Datasheet
15Kb / 2P
   ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE IN HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE FOR HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
logo
Micro Commercial Compon...
1N5237 MCC-1N5237 Datasheet
393Kb / 5P
   500 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
More results

Podobny opis - 1N5237

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com