Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD12N20TM Arkusz danych(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD12N20TM
Szczegółowy opis  N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD12N20TM Arkusz danych(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD12N20TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD12N20 / FQU12N20 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
4












     
  
           
   !  "   # $  


 % 
 &      '    
     
  
 

 

 


   








   !    ! 















 !" 













 µ


 
 
 µ
%&'('(')&
'*''+,-



 


 

./'(0



   
















 
1
 )


#" 















  

  


  

 !   
() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
- .!   
#$  
/   
#$  
''# #$  

"



Podobny numer części - FQD12N20TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
694Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD12N20 VBSEMI-FQD12N20 Datasheet
1,009Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD12N20 ISC-FQD12N20 Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20L FAIRCHILD-FQD12N20L Datasheet
606Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQD12N20TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQU12N20TU FAIRCHILD-FQU12N20TU Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
FQD10N20LTF FAIRCHILD-FQD10N20LTF Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
FQD4N20TF FAIRCHILD-FQD4N20TF Datasheet
781Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
FQD10N20CTM FAIRCHILD-FQD10N20CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
FQD18N20V2TM FAIRCHILD-FQD18N20V2TM Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 15 A, 140 mOhm
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
FQP20N06TSTU FAIRCHILD-FQP20N06TSTU Datasheet
721Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 20 A, 60 m
FQD13N06TF FAIRCHILD-FQD13N06TF Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com