Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA005-025-23-24 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

Numer części TA005-025-23-24
Szczegółowy opis  0.5 - 2.5 GHz 24 dBm Amplifier
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA005-025-23-24 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA005-025-23-24 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TA005-025-23-24
PRE1_20081203
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County, Taiwan,
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1 / 1
0.5 - 2.5 GHz 24 dBm Amplifier
FEATURES
• P-1 dB: 24 dBm
• NF: 4.0 dB
• Bias Condition: 240 mA @ 12 V
• Small Signal Gain: 24 dB
ELECTRICAL SPECIFICATIONS at 25 °°C
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
FREQ
Frequency Range
0.5
2.5
GHz
SSG
Small Signal Gain
23
24
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
±0.5
±0.75
dB
P-1 dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
24
dBm
NF
Noise Figure
3.5
4.0
dB
VSWR, IN
Input VSWR
2:1
-
VSWR, OUT Output VSWR
2:1
-
VDC
DC Supply Voltage
12
Volt
IDC
Current Supply
240
250
mA
OTR
Operating Temperature Range
-30
70
°C
CASE: HZ9


Podobny numer części - TA005-025-23-24

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TA005-025-25-20 TRANSCOM-TA005-025-25-20 Datasheet
39Kb / 1P
   0.5 - 2.5 GHz 20 dBm Amplifier
More results

Podobny opis - TA005-025-23-24

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TA005-025-10-24 TRANSCOM-TA005-025-10-24 Datasheet
39Kb / 1P
   0.5 - 2.5 GHz 24 dBm Amplifier
TA005-025-14-19 TRANSCOM-TA005-025-14-19 Datasheet
39Kb / 1P
   0.5 - 2.5 GHz 19 dBm Amplifier
TA005-025-25-20 TRANSCOM-TA005-025-25-20 Datasheet
39Kb / 1P
   0.5 - 2.5 GHz 20 dBm Amplifier
TM005-020-12-24 TRANSCOM-TM005-020-12-24 Datasheet
23Kb / 1P
   0.5 - 2 GHz 24 dBm Module
logo
Mini-Circuits
VNA-21 MINI-VNA-21 Datasheet
134Kb / 1P
   Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz
logo
STMicroelectronics
STB7102 STMICROELECTRONICS-STB7102 Datasheet
99Kb / 9P
   0.5/2.5 GHz UHF LO BUFFER AMPLIFIER
logo
Mini-Circuits
VNA-22 MINI-VNA-22 Datasheet
134Kb / 1P
   Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz
VNA-28 MINI-VNA-28 Datasheet
134Kb / 1P
   Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz
logo
Transcom, Inc.
TM005-020-14-14 TRANSCOM-TM005-020-14-14 Datasheet
23Kb / 1P
   0.5 - 2 GHz 14 dBm Module
TM005-020-15-20 TRANSCOM-TM005-020-15-20 Datasheet
23Kb / 1P
   0.5 - 2 GHz 20 dBm Module
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com