Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TPD04-02G08S Arkusz danych(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

Numer części TPD04-02G08S
Szczegółowy opis  2-8GHz 4-Way Power Divider
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TPD04-02G08S Arkusz danych(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TPD04-02G08S Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TPD04-02G08S
PRE.1_05/14/2014
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7th Road, Tainan Science- Based Industrial Park, Hsin-She Dist., Tainan City, Taiwan..
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1 / 1
2-8GHz 4-Way Power Divider
Electrical specifications:
No.
Parameter
Minimum
Typical
Maximum
Units
1
Frequency range
2
-
8
Ghz
2
Isolation
18
-
-
dB
3
Insertion Loss
-
-
1.4
dB
4
VSWR input
1.4
VSWR output
1.3
5
Phase Unbalance
8
˚
6
Amplitude Unbalance
0.8
dB
7
Forward Power
20
W cw
Reverse Power
2
W cw
8
Operating Temperature Range
-40
-
+70
˚C
9
Impedance
-
50
-
Ω
10
Finish
Gray Paint
Outline Drawing:
All Dimensions in mm;Tolerance:±0.5
All Connectors: SMA-female
10
4.4
4- 2.8
50
39
13
56


Podobny numer części - TPD04-02G08S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TPD04-02G18S TRANSCOM-TPD04-02G18S Datasheet
73Kb / 1P
   2-18GHz 4-Way Power Divider
More results

Podobny opis - TPD04-02G08S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcom, Inc.
TPD02-02G08S TRANSCOM-TPD02-02G08S Datasheet
91Kb / 1P
   2-8GHz 2-Way Power Divider
TPD02-02G18S TRANSCOM-TPD02-02G18S Datasheet
83Kb / 1P
   2-8GHz 2-Way Power Divider
TPD02-01G08S TRANSCOM-TPD02-01G08S Datasheet
71Kb / 1P
   1-8GHz 2-Way Power Divider
TPD12-02G08S TRANSCOM-TPD12-02G08S Datasheet
117Kb / 2P
   2-8GHz 12-Way Power Divider
TPD04-01G08S TRANSCOM-TPD04-01G08S Datasheet
73Kb / 1P
   1-8GHz 4-Way Power Divider
TPD03-02G08S TRANSCOM-TPD03-02G08S Datasheet
86Kb / 1P
   2-8GHz 3-Way Power Divider
TPD06-02G08S TRANSCOM-TPD06-02G08S Datasheet
84Kb / 2P
   2-8GHz 6-Way Power Divider
TPD08-02G08S TRANSCOM-TPD08-02G08S Datasheet
79Kb / 1P
   2-8GHz 8-Way Power Divider
TPD04-02G18S TRANSCOM-TPD04-02G18S Datasheet
73Kb / 1P
   2-18GHz 4-Way Power Divider
logo
M/A-COM Technology Solu...
MACPES0045 MA-COM-MACPES0045_15 Datasheet
96Kb / 4P
   2 Way Power Divider
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com