Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3326B Arkusz danych(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

Numer części 1N3326B
Szczegółowy opis  SILICON 50 WATT ZENER DIODES
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Strona internetowa  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N3326B Arkusz danych(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N3326B Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Podobny numer części - 1N3326B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N3326B NAINA-1N3326B Datasheet
203Kb / 1P
   50W ZENER(DO5)
1N3326B NAINA-1N3326B Datasheet
109Kb / 1P
   Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3326B NJSEMI-1N3326B Datasheet
88Kb / 1P
   Ref/Reg Diode, 10W < P(D)
logo
Microsemi Corporation
1N3326B MICROSEMI-1N3326B Datasheet
380Kb / 3P
   50 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N3326B NAINA-1N3326B Datasheet
149Kb / 2P
   50W Zener Diodes
More results

Podobny opis - 1N3326B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N2804 MICROSEMI-1N2804 Datasheet
116Kb / 2P
   SILICON 50 WATT ZENER DIODES
1N2804B MICROSEMI-1N2804B_10 Datasheet
201Kb / 6P
   50 WATT ZENER DIODES
logo
NTE Electronics
NTE5270A NTE-NTE5270A Datasheet
31Kb / 3P
   50 Watt Zener Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N2846B MICROSEMI-1N2846B Datasheet
236Kb / 4P
   50 Watt Zener Diodes
1N4553A MICROSEMI-1N4553A Datasheet
380Kb / 3P
   50 WATT ZENER DIODES
10EZ39 MICROSEMI-10EZ39 Datasheet
69Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
1N5913B MICROSEMI-1N5913B Datasheet
89Kb / 3P
   SILICON 1.5 WATT ZENER DIODES
1N4728AP MICROSEMI-1N4728AP Datasheet
175Kb / 3P
   Silicon 1 Watt Zener Diodes
1N2971A MICROSEMI-1N2971A Datasheet
103Kb / 2P
   SILICON 10 WATT ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4728 DIGITRON-1N4728 Datasheet
184Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com