Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1085 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SA1085
Szczegółowy opis  Silicon PNP Epitaxial
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SA1085 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SA1085 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SA1085 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SA1083, 2SA1084, 2SA1085
5
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
5,000
2,000
1,000
500
200
100
50
–0.1
–1.0
–10
–100
–3
–30
–0.3
Collector Current IC (mA)
VCE = –12 V
Pulse
Collector to Emitter Saturation
Voltage vs. Collector Current
–1.0
–0.5
–0.2
–0.1
–0.05
–0.02
–0.01
–1
–5
–2
–20
–100
–10
–50
Collector Current IC (mA)
IC = 10 IB
Base to Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
–10
–5
–2
–1.0
–0.5
–0.2
–0.1
–1
–5
–2
–20
–100
–10
–50
Collector Current IC (mA)
IC = 10 IB
Gain Bandwidth Product vs.
Collector Current
2,000
1,000
500
200
100
50
20
–1
–5
–20
–100
–2
–10
–50
Collector Current IC (mA)
VCE = –12 V


Podobny numer części - 2SA1085

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SA1085 RENESAS-2SA1085 Datasheet
175Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1085 RENESAS-2SA1085 Datasheet
162Kb / 9P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1085DTZ-E RENESAS-2SA1085DTZ-E Datasheet
175Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1085ETZ-E RENESAS-2SA1085ETZ-E Datasheet
175Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Podobny opis - 2SA1085

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com