Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1485 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SA1485
Szczegółowy opis  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SA1485 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SA1485 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SA1485 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SA1485 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SA1485 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SA1485 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SA1485 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2SA1485
3
Maximum Collector Dissipation
Curve
300
200
100
0
50
150
100
Ambient Temperature Ta (
°C)
Typical Output Characteristics
–100
–80
–60
–40
–20
0
–1–3–5
–2
–4
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
Ta = 25
°C
IB = 0
–0.1 mA
–0.2
–0.5
–1.0
–2.0
–5.0
–10
Typical Transfer Characteristics
VCE = –12 V
Ta = 25
°C
Pulse
–100
–50
–20
–10
–5
–2
–1
0
–0.4
–0.8
–0.2
–0.6
–1.0
Base to Emitter Voltage VBE (V)
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
VCE = –12 V
Pulse
1,000
300
–25
25
Ta = 75
°C
100
30
10
–0.1
–1.0
–30
–10
–0.3
–3
–100
Collector Current IC (mA)


Podobny numer części - 2SA1485

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SA1485 RENESAS-2SA1485 Datasheet
151Kb / 8P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Podobny opis - 2SA1485

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com