Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC1342 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SC1342
Szczegółowy opis  Silicon NPN Epitaxial Planar
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1342 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SC1342 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SC1342 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
0.60 Max
0.45
± 0.1
4.8
± 0.3
3.8
± 0.3
0.5
1.27
2.54
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TO-92 (2)
Conforms
Conforms
0.25 g
Unit: mm


Podobny numer części - 2SC1342

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
2SC1342 ETC1-2SC1342 Datasheet
192Kb / 3P
   TRANSISTOR
More results

Podobny opis - 2SC1342

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SC1907 HITACHI-2SC1907 Datasheet
39Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC2776 HITACHI-2SC2776 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC460 HITACHI-2SC460 Datasheet
51Kb / 13P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
logo
Renesas Technology Corp
2SC1907 RENESAS-2SC1907 Datasheet
164Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC5852 RENESAS-2SC5852 Datasheet
88Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3930 KEXIN-2SC3930 Datasheet
45Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
logo
Hitachi Semiconductor
2SC1906 HITACHI-2SC1906 Datasheet
45Kb / 8P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC2620 HITACHI-2SC2620 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC3391 HITACHI-2SC3391 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
2SC4693 HITACHI-2SC4693 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial Planar
logo
List of Unclassifed Man...
2SC1377 ETC-2SC1377 Datasheet
160Kb / 3P
   SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com