Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SJ471 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SJ471
Szczegółowy opis  Silicon P Channel DV-L MOS FET High Speed Power Switching
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ471 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SJ471 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SJ471 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
2SJ471
8
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
R L
V
= –10 V
DD
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
50
90%
t f
Switching Timen Test Circuit
Waveform
10%


Podobny numer części - 2SJ471

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SJ471 RENESAS-2SJ471 Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon P Channel DV-L MOS FET
2SJ471-E RENESAS-2SJ471-E Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon P Channel DV-L MOS FET
More results

Podobny opis - 2SJ471

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ479 HITACHI-2SJ479 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P Channel DV-L MOS FET High Speed Power Switching
2SK2736 HITACHI-2SK2736 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon N Channel DV-L MOS FET High Speed Power Switching
2SK2684 HITACHI-2SK2684 Datasheet
51Kb / 10P
   Silicon N Channel DV-L MOS FET High Speed Power Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SJ471 RENESAS-2SJ471 Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon P Channel DV-L MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ484 HITACHI-2SJ484 Datasheet
43Kb / 9P
   Silicon P-Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ517 HITACHI-2SJ517 Datasheet
43Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ534 HITACHI-2SJ534 Datasheet
52Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ544 HITACHI-2SJ544 Datasheet
54Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ174 HITACHI-2SJ174 Datasheet
571Kb / 4P
   SILICON P-CHANNEL MOS FET HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SJ177 HITACHI-2SJ177 Datasheet
268Kb / 2P
   SILICON P-CHANNEL MOS FET HIGH SPEED POWER SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com