Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SJ531 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SJ531
Szczegółowy opis  Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ531 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ531 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SJ531 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SJ531
7
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
–10 V
R L
V
= –30 V
DD
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
50
90%
10%
t f
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
10 µ
100 µ
1 m
10 m
100 m
1
10
DM
P
PW
T
D =
PW
T
ch – c(t) = s (t) •
ch – c
ch – c = 4.17°C/W, Tc = 25°C
θ
γ
θ
θ
Tc = 25°C
D = 1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1shot
pulse
Switching Time Test Circuit
Waveform
Pulse Width
PW (S)
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width


Podobny numer części - 2SJ531

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SJ531 RENESAS-2SJ531 Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ531-E RENESAS-2SJ531-E Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Podobny opis - 2SJ531

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ484 HITACHI-2SJ484 Datasheet
43Kb / 9P
   Silicon P-Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ517 HITACHI-2SJ517 Datasheet
43Kb / 8P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ534 HITACHI-2SJ534 Datasheet
52Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ544 HITACHI-2SJ544 Datasheet
54Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ174 HITACHI-2SJ174 Datasheet
571Kb / 4P
   SILICON P-CHANNEL MOS FET HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SJ177 HITACHI-2SJ177 Datasheet
268Kb / 2P
   SILICON P-CHANNEL MOS FET HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SJ220L HITACHI-2SJ220L Datasheet
171Kb / 1P
   SILICON P-CHANNEL MOS FET HIGH SPEED POWER SWITCHING
2SJ505 HITACHI-2SJ505 Datasheet
54Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ506 HITACHI-2SJ506 Datasheet
50Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ526 HITACHI-2SJ526 Datasheet
51Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SJ527 HITACHI-2SJ527 Datasheet
54Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com