Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SJ77 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SJ77
Szczegółowy opis  Silicon P-Channel MOS FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ77 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ77 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ77 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ77 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ77 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ77 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ77 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SJ76, 2SJ77, 2SJ78, 2SJ79
4
–100
–0.8
–2.0
Gate to Source Voltage VGS (V)
Typical Transfer Characteristics
–80
–20
–0.4
–1.2
–1.6
0
–40
–60
VDS = –20 V
200
–10
–200
Drain Current ID (mA)
100
10
–5
–20
–100
2
20
50
Forward Transfer Admittance
vs. Drain Current
TC = 25°C
VDS = –20 V
–2
5
–50
500
100 k
50 M
Frequency f (Hz)
100
1.0
10 k
1 M
10 M
0.05
10
Forward Transfer Admittance
vs. Frequency
TC = 25°C
VDS = –20 V
ID = –10 mA
5 k
0.1


Podobny numer części - 2SJ77

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SJ77 RENESAS-2SJ77 Datasheet
64Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ77-E RENESAS-2SJ77-E Datasheet
64Kb / 6P
   Silicon P Channel MOS FET
More results

Podobny opis - 2SJ77

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com