Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NE32484A-T1 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NEC

Numer części NE32484A-T1
Szczegółowy opis  C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE32484A-T1 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NEC

Back Button NE32484A-T1 Datasheet HTML 2Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 3Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 4Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 5Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 6Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 7Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 8Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 9Page - NEC NE32484A-T1 Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
NE32484A
6
AMP. Parameters
VDS = 2 V, ID = 10 mA
FREQUENCY GUmax.
GAmax.
|S21|2
|S12|2
K
Delay
Mason’s U
G1
G2
MHz
dB
dB
dB
dB
ns
dB
dB
dB
500
41.44
13.44
–40.86
.07
.048
35.043
25.44
2.56
1 000
32.97
13.40
–34.30
.11
.048
38.352
17.05
2.52
1 500
28.97
13.28
–31.48
.16
.048
13.27
2.42
2 000
25.67
13.08
–29.02
.25
.045
31.191
10.30
2.30
2 500
24.04
12.92
–27.43
.30
.044
28.650
8.97
2.16
3 000
22.31
12.73
–25.82
.33
.044
36.156
7.55
2.04
3 500
21.03
12.51
–24.99
.39
.044
33.054
6.60
1.92
4 000
19.86
12.31
–24.09
.44
.042
29.569
5.80
1.75
4 500
18.79
12.09
–23.41
.49
.041
29.880
5.07
1.63
5 000
17.79
11.83
–22.84
.54
.041
28.912
4.47
1.48
5 500
16.90
11.58
–22.48
.60
.040
27.197
3.98
1.34
6 000
16.06
11.29
–22.17
.66
.038
25.792
3.54
1.23
6 500
15.39
11.01
–21.78
.70
.038
26.436
3.24
1.14
7 000
14.73
10.70
–21.64
.75
.035
26.491
2.94
1.09
7 500
14.17
10.43
–21.36
.79
.036
27.296
2.70
1.03
8 000
13.64
10.17
–21.11
.83
.034
25.875
2.48
1.00
8 500
13.22
9.90
–20.94
.86
.031
27.068
2.34
.98
9 000
12.82
9.68
–20.77
.89
.033
26.311
2.15
.98
9 500
12.48
9.49
–20.57
.91
.030
27.718
2.01
.98
10 000
12.12
9.31
–20.30
.93
.033
30.819
1.87
.94
10 500
11.79
9.15
–20.17
.97
.031
26.188
1.73
.90
11 000
11.47
8.98
–20.02
1.00
.032
25.806
1.61
.88
11 500
11.17
13.30
8.81
–19.88
1.03
.032
23.528
1.49
.86
12 000
10.91
12.82
8.64
–19.81
1.05
.030
22.859
1.40
.86
12 500
10.61
12.38
8.45
–19.60
1.07
.034
21.908
1.31
.85
13 000
10.41
12.28
8.28
–19.39
1.07
.029
22.287
1.24
.89
13 500
10.21
12.13
8.11
–19.14
1.06
.030
22.459
1.18
.93
14 000
10.03
12.01
7.94
–18.96
1.06
.033
22.098
1.11
.97
14 500
9.91
12.01
7.83
–18.76
1.04
.030
22.242
1.05
1.03
15 000
9.80
12.12
7.75
–18.39
1.02
.033
22.991
.98
1.07
15 500
9.69
12.20
7.63
–18.26
1.01
.028
22.729
.90
1.16
16 000
9.56
12.02
7.54
–18.06
1.02
.033
21.370
.84
1.17
16 500
9.48
12.23
7.52
–17.75
1.00
.033
21.084
.77
1.19
17 000
9.42
7.48
–17.45
.98
.033
20.924
.70
1.24
17 500
9.36
7.42
–17.38
.98
.035
19.871
.65
1.29
18 000
9.26
7.31
–16.92
.95
.036
20.113
.59
1.36


Podobny numer części - NE32484A-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
NE32484A-T1 NEC-NE32484A-T1 Datasheet
55Kb / 5P
   ULTRA LOW NOISE PSEUDOMORPHIC HJ FET
logo
Renesas Technology Corp
NE32484A-T1 RENESAS-NE32484A-T1 Datasheet
195Kb / 14P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
1991
NE32484A-T1A RENESAS-NE32484A-T1A Datasheet
195Kb / 14P
   HETERO JUNCTION FIELD EFFECT TRANSISTOR
1991
More results

Podobny opis - NE32484A-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
California Eastern Labs
NE425S01 CEL-NE425S01 Datasheet
52Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE4210M01 NEC-NE4210M01 Datasheet
79Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE325S01 NEC-NE325S01_02 Datasheet
51Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE429M01 CEL-NE429M01 Datasheet
58Kb / 6P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE425S01 NEC-NE425S01 Datasheet
57Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3512S02 RENESAS-NE3512S02 Datasheet
200Kb / 11P
   C TO Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE425S01 NEC-NE425S01_98 Datasheet
51Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE325S01 CEL-NE325S01 Datasheet
52Kb / 5P
   C to KU BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE325S01 NEC-NE325S01 Datasheet
60Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE429M01 NEC-NE429M01 Datasheet
50Kb / 12P
   C to Ku BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com