Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCD20-48S05 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Power Mate Technology Co., LTD

Numer części LCD20-48S05
Szczegółowy opis  DC-DC CONVERTER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  P-DUKE [Power Mate Technology Co., LTD]
Strona internetowa  http://www.pduke.com
Logo P-DUKE - Power Mate Technology Co., LTD

LCD20-48S05 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Power Mate Technology Co., LTD

  LCD20-48S05 Datasheet HTML 1Page - Power Mate Technology Co., LTD LCD20-48S05 Datasheet HTML 2Page - Power Mate Technology Co., LTD LCD20-48S05 Datasheet HTML 3Page - Power Mate Technology Co., LTD LCD20-48S05 Datasheet HTML 4Page - Power Mate Technology Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
LCD20
4
www.PDUKE.com
2014/04/30
MECHANICAL DRAWING
PIN CONNECTION
EXTERNAL OUTPUT TRIMMING
1. All dimensions in inch (mm)
2. Tolerance :x.xx±0.02 (x.x±0.5)
x.xxx±0.01 (x.xx±0.25)
3. Pin pitch tolerance ±0.01 (0.25)
4. Pin dimension tolerance ±0.004(0.1)
PIN
SINGLE
DUAL
1
+Vin
+Vin
2
-Vin
-Vin
3
Ctrl
Ctrl
4
+Vout
+Vout
5
Trim
Common
6
-Vout
-Vout
Output can be externally trimmed by
using the method shown below.
6
5
TRIM UP
RU
5
4
TRIM DOWN
RD


Podobny numer części - LCD20-48S05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Make-Ps
LCD20-48S05 MAKE-PS-LCD20-48S05 Datasheet
1Mb / 3P
   Single & Dual Output DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
LCD20-48S05W P-DUKE-LCD20-48S05W Datasheet
497Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results

Podobny opis - LCD20-48S05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
URED20W P-DUKE-URED20W_14 Datasheet
543Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
SDH03W P-DUKE-SDH03W_14 Datasheet
436Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
SDS02 P-DUKE-SDS02_14 Datasheet
701Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
FKC15W P-DUKE-FKC15W_14 Datasheet
315Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
LCD15W P-DUKE-LCD15W_14 Datasheet
442Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com