Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74HC51 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 74HC51
Szczegółowy opis  2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gate
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

74HC51 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Hitachi Semiconductor

  74HC51 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 74HC51 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
HD74HC51
2
DC Characteristics
Ta = 25
°C
Ta = –40 to
+85
°C
Item
Symbol
V
CC (V)
Min Typ Max Min
Max
Unit
Test Conditions
Input voltage
V
IH
2.0
1.5
1.5
V
4.5
3.15 —
3.15
6.0
4.2
4.2
V
IL
2.0
0.5
0.5
V
4.5
1.35 —
1.35
6.0
1.8
1.8
Output voltage
V
OH
2.0
1.9
2.0
1.9
V
Vin = V
IH or VIL
I
OH = –20 µA
4.5
4.4
4.5
4.4
6.0
5.9
6.0
5.9
4.5
4.18 —
4.13
I
OH = –4 mA
6.0
5.68 —
5.63
I
OH = –5.2 mA
V
OL
2.0
0.0
0.1
0.1
V
Vin = V
IH or VIL
I
OL = 20 µA
4.5
0.0
0.1
0.1
6.0
0.0
0.1
0.1
4.5
0.26 —
0.33
I
OL = 4 mA
6.0
0.26 —
0.33
I
OL = 5.2 mA
Input current
Iin
6.0
±0.1 —
±1.0 µA
Vin = V
CC or GND
Quiescent supply
current
I
CC
6.0
1.0
10
µA
Vin = V
CC or GND, Iout = 0 µA


Podobny numer części - 74HC51

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
74HC51 STMICROELECTRONICS-74HC51 Datasheet
199Kb / 9P
   DUAL 2 WIDE 2 INPUT AND/OR INVERT GATE
More results

Podobny opis - 74HC51

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC51 RENESAS-HD74HC51 Datasheet
90Kb / 7P
   2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gate
logo
Motorola, Inc
MC5474F51 MOTOROLA-MC5474F51 Datasheet
53Kb / 2P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT, 2-WIDE 3-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS51 FAIRCHILD-DM74LS51 Datasheet
47Kb / 4P
   Dual 2-Wide 2-Input, 2-Wide 3-Input AND-OR-INVERT Gate
74F51 FAIRCHILD-74F51 Datasheet
49Kb / 4P
   Dual 2-Wide 2-Input; 2-Wide 3-Input AND-OR-Invert Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74F51 NEXPERIA-74F51 Datasheet
198Kb / 9P
   Dual 2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-invert gate
March 3, 1989
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS51 HITACHI-HD74LS51 Datasheet
42Kb / 5P
   2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gates
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS51 RENESAS-HD74LS51 Datasheet
163Kb / 5P
   2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gates
logo
Motorola, Inc
SN54LS51 MOTOROLA-SN54LS51 Datasheet
48Kb / 2P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT/ 3-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
Texas Instruments
SN74F51 TI1-SN74F51 Datasheet
85Kb / 5P
[Old version datasheet]   DUAL 2-WIDE 2-INPUT, 2-WIDE 3-INPUT AND-OR-INVERT GATES
logo
National Semiconductor ...
54LS51 NSC-54LS51 Datasheet
63Kb / 3P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT, 2-WIDE 3-INPUT AND-OR-INVERT GATES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com