Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NEZ5964-4D Arkusz danych(PDF) 5 Page - NEC

Numer części NEZ5964-4D
Szczegółowy opis  4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ5964-4D Arkusz danych(HTML) 5 Page - NEC

  NEZ5964-4D Datasheet HTML 1Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 2Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ5964-4D Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
5
4W/8W C-BAND Power-GaAs FET NEZ Series
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 ˚C)
TOTAL POWER DISSIPATION vs.
CASE TEMPERATURE
0
110
TC - Case Temperature - ˚C
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
Pout
(dBm)
Pin - Input Power - dBm
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
25
50
75
100 125 150 175 200
–8D/–8DD
–4D/–4DD
Infinite Heat sink
Pout
ID
35
30
25
ID
(A)
2
1
0
EFF
(%)
15
20
25
50
40
30
20
10
0
EFF
NEZ3642-4D
Test Conditions:
Freq = 3.9 (GHz),
VDS = 10.0 (V), IDS = 0.8 (A),
Pout: Pin = 27.0 (dBm),
GL: Pin = 20.0 (dBm),
Rg = 200 (
Ω)
Test Conditions:
Freq = 3.9 (GHz),
VDS = 10.0 (V), IDS = 1.6 (A),
Pout: Pin = 31.0 (dBm),
GL: Pin = 20.0 (dBm),
Rg = 100 (
Ω)
20
40
Pin - Input Power - dBm
35
30
25
Pout
(dBm)
ID
(A)
3
2
1
0
EFF
(%)
50
40
30
20
10
0
Pout
ID
EFF
25
30
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
Pout
(dBm)
15
Pin - Input Power - dBm
35
30
25
ID
(A)
3
2
1
0
EFF
(%)
20
25
30
50
40
30
20
10
0
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
Pout
ID
EFF
NEZ3642-8D/8DD
NEZ4450-4D/4DD
Test Conditions:
Freq = 4.7 (GHz), VDS = 10.0 (V),
ID = 0.80 A, Rg = 200


Podobny numer części - NEZ5964-4D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
NEZ5964-4B NEC-NEZ5964-4B Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ5964-4BD NEC-NEZ5964-4BD Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
More results

Podobny opis - NEZ5964-4D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002 Datasheet
48Kb / 8P
   2 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NEZ3642-15D NEC-NEZ3642-15D Datasheet
69Kb / 12P
   15 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE85001 NEC-NE85001 Datasheet
41Kb / 6P
   1 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES1821B-30 NEC-NES1821B-30 Datasheet
46Kb / 8P
   30W L-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES2527B-30 NEC-NES2527B-30 Datasheet
37Kb / 4P
   30 W S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES2427P-140 RENESAS-NES2427P-140 Datasheet
187Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 140 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2001
NES2427P-45 RENESAS-NES2427P-45 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 45 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2000
logo
NEC
NE6500496 NEC-NE6500496 Datasheet
37Kb / 6P
   4 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE6501077 NEC-NE6501077 Datasheet
37Kb / 6P
   10 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES1720P-140 RENESAS-NES1720P-140 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com