Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1040X-T1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1040X-T1
Szczegółowy opis  Load Switch with Level-Shift
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1040X-T1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1040X-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1040X-T1 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 71809
S10-2544-Rev. D, 08-Nov-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1040X
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
VDROP vs. IL at VIN = 4.5 V
VDROP vs. IL at VIN = 1.8 V
VDROP Variance vs. Junction Temperature
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
IL - (A)
VON/OFF = 1.5 V to 8 V
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
IL - (A)
VON/OFF = 1.5 V to 8 V
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
- 0.15
- 0.10
- 0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
IL = 0.3 A
VON/OFF = 1.8 V to 8 V
VIN = 4.5 V
VIN = 1.8 V
TJ -Junction Temperature (°C)
VDROP vs. IL at VIN = 2.5 V
VDROP vs. IL at VIN = 0.5 V
On-Resistance vs. Input Voltage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
IL - (A)
VON/OFF = 1.5 V to 8 V
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
01
2
3
45
VIN (V)
VON/OFF = 1.5 V to 8 V
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
01
2
3
45
VIN (V)
IL = 0.3 A
VON/OFF = 1.5 V to 8 V
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C


Podobny numer części - SI1040X-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1040X-T1-E3 VISHAY-SI1040X-T1-E3 Datasheet
125Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 24-Mar-08
SI1040X-T1-GE3 VISHAY-SI1040X-T1-GE3 Datasheet
125Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 24-Mar-08
More results

Podobny opis - SI1040X-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4704DY VISHAY-SI4704DY Datasheet
51Kb / 4P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. A, 05-Aug-02
logo
Union Semiconductor, In...
UM3865P UNIONSEMI-UM3865P Datasheet
231Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
logo
Vishay Siliconix
SI3865CDV VISHAY-SI3865CDV Datasheet
221Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. C, 20-Sep-10
SI1040X VISHAY-SI1040X Datasheet
46Kb / 5P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. A, 04-Mar-02
SI3865BDV VISHAY-SI3865BDV Datasheet
89Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. B, 14-Jun-04
SI3861BD VISHAY-SI3861BD Datasheet
117Kb / 6P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. B, 12-Oct-09
SI1869DH VISHAY-SI1869DH_V01 Datasheet
184Kb / 11P
   Load Switch with Level-Shift
08-Feb-17
SI3865DDV VISHAY-SI3865DDV_V02 Datasheet
253Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
01-Jan-2022
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPM3320S6 TECHPUBLIC-TPM3320S6 Datasheet
3Mb / 7P
   Load Switch with Level-Shift
logo
Vishay Siliconix
SI3865DDV VISHAY-SI3865DDV Datasheet
240Kb / 10P
   Load Switch with Level-Shift
Rev. D, 08-Sep-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com