Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL50_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL50_15
Szczegółowy opis  Monolithic Accelerometer With Signal Conditioning
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL50–Typical Characteristics
9
–6
–21
10
10k
1k
100
1
–3
0
3
6
–18
–15
–12
–9
FREQUENCY – Hz
5 g p-p SIGNAL T
A = +25°C
C1 = C2 = 0.022
µF
Figure 4. Normalized Sensitivity vs. Frequency
0.25%
–0.25%
60
–0.10%
–0.20%
10
–0.15%
0
0.05%
–0.05%
0.00%
0.10%
0.15%
0.20%
50
40
30
20
g LEVEL APPLIED
Figure 5. Linearity in Percent of Full Scale
1350
1100
140
1250
1150
–40
1200
–60
1300
120
100
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE –
°C
C1 = C2 = 0.022
µF
Figure 6. –3 dB Bandwidth vs. Temperature at VPR
7
6
2
0.010
0.1
5
4
3
DEMODULATOR CAPACITANCE –
µF
Figure 7. RMS Noise vs. Value of Demodulator
Capacitor, C1
100
80
0
10
100
10000
1000
60
40
20
FREQUENCY – Hz
T
A = +25°C, ACL = 2
Figure 8. Buffer Amplifier Output Impedance vs. Frequency
30
5
–20
10
100
1M
100k
10k
1k
10
15
20
25
–15
–10
–5
0
FREQUENCY – Hz
G = 2
G = 10
T
A = +25°C
Figure 9. Buffer Amplifier Closed-Loop Gain vs. Frequency
REV. B
–6–
OBSOLETE




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl