Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1504 Arkusz danych(PDF) 2 Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

Numer części KTA1504
Szczegółowy opis  Complementary To KTC3875.
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MAKOSEMI [MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Strona internetowa  http://www.makosemi.hk/
Logo MAKOSEMI - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

KTA1504 Arkusz danych(HTML) 2 Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  KTA1504 Datasheet HTML 1Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED KTA1504 Datasheet HTML 2Page - MAKO SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Page:P2-P2
Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1504 Typical Characteristics
MAKO Semiconductor Co., Limited 4008-378-873 http://www.makosemi.hk/


Podobny numer części - KTA1504

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1504 KEC-KTA1504 Datasheet
260Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA1504 BILIN-KTA1504 Datasheet
230Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Weitron Technology
KTA1504 WEITRON-KTA1504 Datasheet
210Kb / 3P
   PNP General Purpose Transistors
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA1504 HTSEMI-KTA1504 Datasheet
366Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
KTA1504 SECOS-KTA1504 Datasheet
58Kb / 1P
   -0.15A , -50V PNP Plastic Encapsulated Transistor
More results

Podobny opis - KTA1504

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
2SA1662 MAKOSEMI-2SA1662 Datasheet
88Kb / 2P
   Complementary to KTC4374
logo
First Silicon Co., Ltd
FTC3205 FS-FTC3205 Datasheet
205Kb / 2P
   Complementary to FTA1273
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC5171 ISC-2SC5171 Datasheet
176Kb / 2P
   Complementary to 2SA1930
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1932 TOSHIBA-2SA1932 Datasheet
198Kb / 4P
   complementary to 2sc5174
logo
First Silicon Co., Ltd
FTA1662 FS-FTA1662 Datasheet
108Kb / 2P
   Complementary to FTC4374
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
C945 MAKOSEMI-C945 Datasheet
99Kb / 2P
   Complementary to A733
logo
Toshiba Semiconductor
2SB1688 TOSHIBA-2SB1688 Datasheet
32Kb / 4P
   complementary to 2sc5174
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1930 ISC-2SA1930 Datasheet
88Kb / 2P
   Complementary to 2SC5171
logo
First Silicon Co., Ltd
FTC4374 FS-FTC4374 Datasheet
91Kb / 1P
   Complementary to FTA1662
FTC3203 FS-FTC3203 Datasheet
223Kb / 2P
   Complementary to FTA1271
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com