Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD1380 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Devices

Numer części AD1380
Szczegółowy opis  Low Cost 16-Bit Sampling ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1380 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD1380_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1380_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
AD1380
Rev. D | Page 4 of 12
AD1380JD
AD1380KD
Model
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
TEMPERATURE RANGE
Specified
0 to 70
0 to 70
°C
Operating
−25 to +85
−25 to +85
°C
1 Logic 0 = 0.8 V max; Logic 1 = 2.0 V min for inputs. Logic 0 = 0.4 V max; Logic 1 = 2.4 V min for digital outputs.
2 Tested on ±10 V and 0 V to +10 V ranges.
3 Adjustable to zero.
4 Full-scale range.
5Guaranteed but not 100% production tested.


Podobny numer części - AD1380_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD1380JD AD-AD1380JD Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
AD1380KD AD-AD1380KD Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
More results

Podobny opis - AD1380_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD1380 AD-AD1380 Datasheet
240Kb / 8P
   Low Cost 16-Bit Sampling ADC
REV. B
logo
Linear Technology
LTC1605ACG LINER-LTC1605ACG Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605 Datasheet
490Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
LTC1605 LINER-LTC1605_15 Datasheet
339Kb / 16P
   16-Bit, 100ksps, Sampling ADC
logo
Analog Devices
AD1876 AD-AD1876 Datasheet
190Kb / 12P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676_15 Datasheet
391Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676_17 Datasheet
421Kb / 17P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
AD1876 AD-AD1876_15 Datasheet
158Kb / 12P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD677 AD-AD677_15 Datasheet
430Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
AD676 AD-AD676 Datasheet
388Kb / 16P
   16-Bit 100 kSPS Sampling ADC
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com