Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1022-B-HF Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SA1022-B-HF
Szczegółowy opis  PNP Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1022-B-HF Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1022-B-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1022-B-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
Typical Characterisitics
0
6
1
0
40
120
80
140
20
100
60
0
240
200
160
120
80
40
Ambient temperature Ta (˚C)
0
1
0
–8
–2
–6
–4
0
–30
–25
–20
–15
–10
–5
Ta=25˚C
IB=–250µA
–200µA
–150µA
–100µA
–50µA
Collector to emitter voltage VCE (V)
– 0.1
–1
–10
–100
– 0.3
–3
–30
– 0.01
– 0.03
– 0.1
– 0.3
–1
–3
–10
–30
–100
IC/IB=10
Ta=75˚C
25˚C
–25˚C
Collector current IC (mA)
– 0.1
–1
–10
–100
– 0.3
–3
–30
0
120
100
80
60
40
20
VCE=–10V
Ta=75˚C
25˚C
–25˚C
Collector current IC (mA)
– 0.1
–1
–10
–100
– 0.3
–3
–30
0
6
5
4
3
2
1
IE=0
f=1MHz
Ta=25˚C
Collector to base voltage VCB (V)
–1
–3
–10
–30
–100
0
5
4
3
2
1
IC=–1mA
f=10.7MHz
Ta=25˚C
Collector to emitter voltage VCE (V)
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0
600
500
400
300
200
100
VCB=–10V
Ta=25˚C
Emitter current IE (mA)
– 0.1
–1
–10
–100
– 0.3
–3
–30
0
24
20
16
12
8
4
VCE=–10V
f=100MHz
Ta=25˚C
Collector current IC (mA)
0.1
0.3
1
3
10
0
5
4
3
2
1
VCB=–10V
f=100MHz
Ta=25˚C
Emitter current IE (mA)
PC
I
a
T
C — VCE
VCE(sat) — IC
hFE — IC
Cob — VCB
Cre — VCE
fT — IE
PG — IC
NF — IE
PNP Transistors
2SA1022-HF


Podobny numer części - 2SA1022-B-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1022-B KEXIN-2SA1022-B Datasheet
734Kb / 2P
   PNP Transistors
More results

Podobny opis - 2SA1022-B-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com