Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD7723 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD7723
Szczegółowy opis  16-Bit, 1.2 MSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7723 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD7723_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7723_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
AD7723
Rev. C | Page 7 of 32
CLKIN
FSI
SCO
2.3V
t4
t5
t7
t6
t9
t3
t2
t1
t10
t9
t8
0.8V
Figure 3. Serial Mode Timing for Clock Input, Frame Sync Input, and Serial Clock Output
CLKIN
FSI
(SFMT = 1)
SCO
(CFMT = 0)
FSO
(SFMT = 0)
FSO
(SFMT = 1)
SDO
32 CLKIN CYCLES
t8
t11
t12
t13
t14
t11
D15
D14
D13
D2
D1
D0
D15
D14
Figure 4. Serial Mode 1: Timing for Frame Sync Input, Frame Sync Output, Serial Clock Output, and Serial Data Output (See Table 3 for Control Inputs, TSI = DOE)
D2
D1
D0
D15
D14
D13
D12
D11
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D15
D14
t8
t11
t12
t13
t14
32 CLKIN CYCLES
CLKIN
FSI
SCO
(CFMT = 0)
FSO
SDO
Figure 5. Serial Mode 2: Timing for Frame Sync Input, Frame Sync Output, Serial Clock Output, and Serial Data Output (See Table 3 for Control Inputs, TSI = DOE)


Podobny numer części - AD7723_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7723 AD-AD7723_17 Datasheet
548Kb / 33P
   16-Bit, 1.2 MSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
More results

Podobny opis - AD7723_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD7723 AD-AD7723_17 Datasheet
548Kb / 33P
   16-Bit, 1.2 MSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
AD7723 AD-AD7723 Datasheet
435Kb / 23P
   16-Bit, 1.2 MSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
REV. 0
AD7723BSZ AD-AD7723BSZ Datasheet
751Kb / 32P
   16-Bit, 1.2 MSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
REV. C
AD7715 AD-AD7715_15 Datasheet
495Kb / 40P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
REV. D
AD7715 AD-AD7715_17 Datasheet
897Kb / 41P
   16-Bit, Sigma-Delta ADC
AD7721 AD-AD7721 Datasheet
259Kb / 16P
   CMOS 16-Bit, 468.75 kHz, Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7722 AD-AD7722 Datasheet
526Kb / 24P
   16-Bit, 195 kSPS CMOS, Sigma-Delta ADC
REV. 0
AD7721 AD-AD7721_15 Datasheet
263Kb / 16P
   CMOS 16-Bit, 468.75 kHz, Sigma-Delta ADC
REV. A
AD7721 AD-AD7721_17 Datasheet
297Kb / 17P
   CMOS 16-Bit 468.75 kHz, Sigma-Delta ADC
ADUM7703 AD-ADUM7703_V01 Datasheet
353Kb / 22P
   16-Bit, Isolated, Sigma-Delta ADC
Rev. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com