Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1256-E3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SA1256-E3
Szczegółowy opis  PNP Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1256-E3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1256-E3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1256-E3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1256-E3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1256-E3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
PNP Transistors
2SA1256
Typical Characterisitics
VCE(sat) -- IC
5 7
--1.0
2
--0.1
3
2
5
3
5
3
7
--10
2
--0.1
7
7
--1.0
5
7
--10
5
3
3
5
3
2
2
5
0
20
40
60
80
100
120
140
0
40
80
160
120
150
200
PC -- Ta
Collector Current, IC – mA
Ambient Temperature, Ta – ˚C
Input Admittance,
yie -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
5
2
3
5
0.1
2
3
5
7
7
2
1.0
2
3
5
10
2
3
7
7
5
2
100
f=1.0MHz
VCE=--6V
c ie
g ie
Input Admittance,
yie -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
5
0.1
2
3
5
3
5
7
2
1.0
2
3
5
100
10
2
3
7
5
f=10MHz
VCE=--6V
c ie
g ie
Input Admittance,
yie -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
3
5
1.0
2
3
5
3
5
7
2
10
7
100
2
3
5
10
1.0
2
3
7
100
7
5
Output Admittance,
yoe -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
5
1.0
2
3
5
3
5
7
2
10
1.0
2
3
7
5
3
5
2
10
f=1.0MHz
VCE=--6V
coe
goe
Output Admittance,
yoe -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
5
1.0
2
3
5
3
5
7
2
10
7
100
1.0
2
3
7
5
3
5
2
10
7
100
f=10MHz
VCE=--6V
coe
g oe
Output Admittance,
yoe -- IC
--1.0
7
--10
7
2
3
5
3
5
0.1
2
3
5
3
5
7
2
1.0
0.1
2
3
7
5
3
5
2
1.0
f=100MHz
VCE=--6V
coe
goe
f=100MHz
VCE=--6V
cie
g ie
Collector Current, IC
I
,t
n
e
r
r
u
C
r
o
t
c
e
ll
o
C
A
m
C – mA
Collector Current, IC
I
,t
n
e
r
r
u
C
r
o
t
c
e
ll
o
C
A
m
C – mA
Collector Current, IC
I
,t
n
e
r
r
u
C
r
o
t
c
e
ll
o
C
A
m
C – mA


Podobny numer części - 2SA1256-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1256 SANYO-2SA1256 Datasheet
122Kb / 4P
   High-Frequency Amp Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1256 KEXIN-2SA1256 Datasheet
36Kb / 1P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistors
More results

Podobny opis - 2SA1256-E3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com