Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADIP08-G-LC Arkusz danych(PDF) 1 Page - Assmann Electronics Inc.

Numer części ADIP08-G-LC
Szczegółowy opis  DIP connector - 8 contact
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ASSMANN [Assmann Electronics Inc.]
Strona internetowa  http://www.assmann.us
Logo ASSMANN - Assmann Electronics Inc.

ADIP08-G-LC Arkusz danych(HTML) 1 Page - Assmann Electronics Inc.

  ADIP08-G-LC Datasheet HTML 1Page - Assmann Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
RoHS
Compliant
1840 W. Drake Drive, Suite 101 • Tempe, AZ 85283
Toll Free: 1-877-277-6266 • Email: info@assmann.us
Title
Modification
Id.
Date
Name
Date
Name
Drawing-No.
Replace
Sheet
ASSMANN WSW-No.
1/1
ADIP08-G-LC
rev00
Chappell
28.10.11
DIP connector - 8 contact
2.54 x 7.62mm pitch, Gold flash
1:1
Scale
X.X
X.XX
X.XXX
DIM
X.°
X.X°
Angle
TOL
±0.40
±0.25
±0.15
±3°
±X°


Podobny numer części - ADIP08-G-LC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Assmann Electronics Inc...
ADIP-08Z-LC ASSMANN-ADIP-08Z-LC Datasheet
275Kb / 1P
   INSULATOR MATERIAL : PBT
ADIP-10-Z-LC ASSMANN-ADIP-10-Z-LC Datasheet
275Kb / 1P
   INSULATOR MATERIAL
ADIP-14-Z-LC ASSMANN-ADIP-14-Z-LC Datasheet
275Kb / 1P
   INSULATOR MATERIAL
ADIP-16-Z-LC ASSMANN-ADIP-16-Z-LC Datasheet
275Kb / 1P
   INSULATOR MATERIAL
ADIP-18Z-LC ASSMANN-ADIP-18Z-LC Datasheet
275Kb / 1P
   ASS 2320 CO
More results

Podobny opis - ADIP08-G-LC

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Assmann Electronics Inc...
ADIP20-G-LC ASSMANN-ADIP20-G-LC Datasheet
343Kb / 1P
   DIP connector - 20 contact
ADIP40-G-LC ASSMANN-ADIP40-G-LC Datasheet
343Kb / 1P
   DIP connector - 40 contact
ADIP18-G-LC ASSMANN-ADIP18-G-LC Datasheet
343Kb / 1P
   DIP connector - 18 contact
ADIP28-G-LC ASSMANN-ADIP28-G-LC Datasheet
343Kb / 1P
   DIP connector - 28 contact
ADIP14-G-LC ASSMANN-ADIP14-G-LC Datasheet
343Kb / 1P
   DIP connector - 14 contact
logo
Connor-Winfield Corpora...
E82-510 CONNOR-WINFIELD-E82-510 Datasheet
85Kb / 2P
   8 PIN DIP ECL
EH81-510 CONNOR-WINFIELD-EH81-510 Datasheet
85Kb / 2P
   8 PIN DIP ECL
H42 CONNOR-WINFIELD-H42 Datasheet
52Kb / 1P
   8 PIN DIP HCMOS
V61-200 CONNOR-WINFIELD-V61-200 Datasheet
72Kb / 1P
   8 PIN DIP VCXO
S51R CONNOR-WINFIELD-S51R Datasheet
59Kb / 1P
   8 PIN DIP HCMOS
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com