Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC847A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części BC847A
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BC847A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BC847A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BC847A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BC847A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
Features
Ideally suited for automatic insertion
For switching and AF amplifier applications
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
NPN Transistors
BC846~BC848 (KC846~KC848)
Parameter
Symbol
BC846
BC847
BC848
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
80
50
30
Collector - Emitter Voltage
VCEO
65
45
30
Emitter - Base Voltage
VEBO
6
6
6
Collector Current - Continuous
IC
mA
Collector Power Dissipation
PC
mW
Junction Temperature
TJ
Storage Temperature Range
Tstg
V
100
200
150
-55 to 150
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.1
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
1
2
3
Unit: mm
SOT-23
0.1 +0.05
-0.01


Podobny numer części - BC847A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Continental Device Indi...
BC847A CDIL-BC847A Datasheet
449Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
BC847A ONSEMI-BC847A Datasheet
160Kb / 6P
   General Purpose Transistors(NPN Silicon)
June, 2004 ??Rev. 6
logo
Diotec Semiconductor
BC847A DIOTEC-BC847A Datasheet
144Kb / 2P
   SMD General Purpose NPN Transistors
logo
E-Tech Electronics LTD
BC847A ETL-BC847A Datasheet
194Kb / 4P
   General Purpose Transistors
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BC847A PFS-BC847A Datasheet
210Kb / 4P
   NPN general purpose Transistor
More results

Podobny opis - BC847A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com