Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1566-D Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SA1566-D
Szczegółowy opis  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SA1566-D Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SA1566-D Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1566-D Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SA1566-D Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
PNP Transistors
2SA1566
Typical Characterisitics
0
50
100
150
Ambient Temperature Ta (。C)
Maximum Collector Dissipation Curve
150
100
50
Typical Output Characteristics
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
0
–4
–8
–12
–16
–20
–4
–6
–8
IB = 0
–2 µA
–10
–12
–14
–16
–18
–20
Pulse
–10
–8
–6
–4
–2
Typical Transfer Characteristics
–0.1
–1.0
–10
–100
Base to Emitter Voltage VBE (V)
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1.0
VCE = –6 V
Pulse
Ta = 75。C
25
–25
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
Collector Current IC (mA)
–1
–3
–10
–30
–100
10
30
100
300
1,000
Ta = 75。C
25
–25
VCE = –12 V
Pulse


Podobny numer części - 2SA1566-D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1566 HITACHI-2SA1566 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA1566 RENESAS-2SA1566 Datasheet
168Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1566 KEXIN-2SA1566 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA1566JIDTL-E RENESAS-2SA1566JIDTL-E Datasheet
168Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1566JIETL-E RENESAS-2SA1566JIETL-E Datasheet
168Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Podobny opis - 2SA1566-D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com