Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC3906K Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SC3906K
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC3906K Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC3906K_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC3906K_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC3906K_15 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC3906K_15 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
2SC3906K
Typical Characterisitics
0.1
1
10
0
0.5
1
1.5
2
Ta=-40ºC
25ºC
100ºC
VCE= 6V
10
100
1000
0.1
1
10
100
Ta=100ºC
25ºC
40ºC
VCE= 6V
10
100
1000
0.1
1
10
100
VCE= 5V
3V
1V
Ta=25ºC
Fig.1 Ground Emitter Propagation Characteristics
BASE TO EMITTER VOLTAGE : VBE [V]
Fig.2 Typical Output Characteristics
COLECTOR TO EMITTE VOLTAGE : VCE [V]
Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(I)
COLLECTOR CURRENT : IC [mA]
Fig.4 DC Current Gain vs. Collector Current(II)
COLLECTOR CURRENT : IC [mA]


Podobny numer części - 2SC3906K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SC3906K ROHM-2SC3906K Datasheet
59Kb / 1P
   High-voltage Amplifier Transistor(120V, 50mA)
2SC3906K ROHM-2SC3906K Datasheet
75Kb / 3P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3906K KEXIN-2SC3906K Datasheet
36Kb / 1P
   High-voltage Amplifier Transistor
logo
Rohm
2SC3906K ROHM-2SC3906K Datasheet
358Kb / 8P
   NPN 50mA 120V High Voltage Amplifier transistors
2SC3906K ROHM-2SC3906K Datasheet
132Kb / 3P
   High-voltage Amplifier Transistor
More results

Podobny opis - 2SC3906K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com