Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1618-S Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SD1618-S
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1618-S Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1618-S Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1618-S Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1618-S Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
2SD1618
Typical Characterisitics


Podobny numer części - 2SD1618-S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1618 SANYO-2SD1618 Datasheet
85Kb / 3P
   Low-Voltage, High-Current Amp, Muting Applications
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1618 KEXIN-2SD1618 Datasheet
52Kb / 2P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistors
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1618 SANYO-2SD1618 Datasheet
181Kb / 3P
   Low-Voltage High-Current Amplifier, Muting Applications
logo
ON Semiconductor
2SD1618 ONSEMI-2SD1618 Datasheet
272Kb / 6P
   Bipolar Transistor 15V, 0.7A, Low VCE(sat), NPN Single PCP
September, 2013
2SD1618S-TD-E ONSEMI-2SD1618S-TD-E Datasheet
272Kb / 6P
   Bipolar Transistor 15V, 0.7A, Low VCE(sat), NPN Single PCP
September, 2013
More results

Podobny opis - 2SD1618-S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com