Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KZT1149A Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części KZT1149A
Szczegółowy opis  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KZT1149A Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KZT1149A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1149A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1149A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
PNP Transistors
FZT1149A (KZT1149A)
Typical Characterisitics
0
0
1
m
1
0
0
1
m
1
0
0
1
m
0
0
1
0
0
1
m
1
100
1m
0
0
1
m
1
IC - Collector Current (A)
VCE(sat) v IC
0
1.0
IC/IB=10
IC/IB=50
IC/IB=100
+25°C
-55°C
750
+100°C
0
IC - Collector Current (A)
hFE v IC
+25°C
+100°C
1.2
-55°C
0
IC - Collector Current (A)
VBE(on) v IC
+100°C
1.0
+25°C
0
IC - Collector Current (A)
VCE(sat) v IC
+100°C
1.6
0.8
+25°C
0
IC - Collector Current (A)
VBE(sat) v IC
1s
100ms
10
DC
10m
VCE- Collector Emitter Voltage (V)
Safe Operating Area
10ms
1ms
100us
VCE=2V
+25°C
-55°C
IC/IB=100
VCE=2V
-55°C
IC/IB=100
10m
100m
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
IC/IB=200
10m
100m
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
10m
100m
1
10
250
500
10m
100m
1
10
0.4
0.8
10m
100m
1
10
0.4
1.2
1
10
100m
1


Podobny numer części - KZT1149A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT1151 KEXIN-KZT1151 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151A KEXIN-KZT1151A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

Podobny opis - KZT1149A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com