Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC2734-GC-HF Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SC2734-GC-HF
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SC2734-GC-HF Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SC2734-GC-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC2734-GC-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SC2734-GC-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
Typical Characterisitics
1
2
3
4
5
Collector Current IC (mA)
0
20
16
12
8
4
Noise Figure vs. Collector Current
VCC = 6 V
f = 900 MHz
fosc = 930 MHz
(0 dBm)
fout = 30 MHz
2
4
10
6
8
Collector Current IC (mA)
200
160
120
80
40
0
Oscillating Output Voltage vs.
Collector Current
VCC = 6 V
f = 930 MHz
2
4
10
6
8
Supply Voltage VCC (V)
200
160
120
80
40
0
Oscillating Output Voltage vs.
Supply Voltage
IC = 5 mA
f = 930 MHz
4
8
20
12
16
Collector Current IC (mA)
50
40
30
20
10
0
2nd I.M. Distortion vs. Collector Current
VCC = 10 V
f1 = 600 MHz
f2 = 650 MHz
f2nd IM = 1,250 MHz
Vout = 103 dBµ
4
0
8
20
12
16
Collector Current IC (mA)
70
60
50
40
30
20
3rd I.M. Distortion vs. Collector Current
VCC = 10 V
f1 = 600 MHz
f2 = 650 MHz
f3rd IM = 550 MHz
700 MHz
Vout = 103 dBµ
550 MHz
f = 700 MHz
0
0
0
,
1
0
0
4
500
600
700
800
900
Frequency fT (MHz)
12
8
4
0
–4
Power Gain vs. Frequency
VCC = 10 V
IC = 10 mA
Pin = –30 dBm
NPN Transistors
2SC2734-HF


Podobny numer części - 2SC2734-GC-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC2734-GC-HF KEXIN-2SC2734-GC-HF Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
More results

Podobny opis - 2SC2734-GC-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com