Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2302DS-HF Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2302DS-HF
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2302DS-HF Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2302DS-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2302DS-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2302DS-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2302DS-HF Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
Typical Characterisitics
0
2
4
6
8
10
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
On-Resistance vs. Drain Current
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
r
e
f
s
n
a
r
T
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
t
u
p
t
u
O
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
TC = 125 C
–55 C
0, 0.5, 1 V
VGS = 5 thru 2.5 V
1.5 V
2 V
0
200
400
600
800
1000
0
4
8
12
16
20
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
–50
0
50
100
150
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0
2
4
6
8
10
Gate Charge
Qg – Total Gate Charge (nC)
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 3.6 A
ID – Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS = 4.5 V
ID = 3.6 A
TJ – Junction Temperature ( C)
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
25 C
N-Channel MOSFET
SI2302DS-HF (KI2302DS-HF)


Podobny numer części - SI2302DS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2302DS-HF-3 KEXIN-SI2302DS-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2302DS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com