Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2304DS-HF-3 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2304DS-HF-3
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2304DS-HF-3 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2304DS-HF-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2304DS-HF-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2304DS-HF-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2304DS-HF-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
MOSFET
Marking
Marking
A4* F
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Drain-Source Breakdown Voltage
VDSS
ID=250μA, VGS=0V
30
V
VDS=30V, VGS=0V
0.5
VDS=30V, VGS=0V, Ta=55℃
10
Gate-Body Leakage Current
IGSS
VDS=0V, VGS=±20V
±100
nA
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS , ID=250μA
1.5
3
V
VDS ≥ 4.5 V, VGS = 10 V
6
VDS ≥ 4.5 V, VGS = 4.5 V
4
VGS=10V, ID=2.5A
117
VGS=4.5V, ID=2.0A
190
Forward Transconductance *1
gFS
VDS=4.5V, ID=2.5A
4.6
S
Input Capacitance
Ciss
240
Output Capacitance
Coss
110
Reverse Transfer Capacitance
Crss
17
Total Gate Charge
Qg
VDS=15V,VGS=5V,ID=2.5A
2.4
4
Gate-Source Charge
Qgt
4.5
10
Gate Source Charge
Qgs
0.8
Gate Drain Charge
Qgd
1.0
Turn-On DelayTime
td(on)
8
20
Turn-On Rise Time
tr
12
30
Turn-Off DelayTime
td(off)
17
35
Turn-Off Fall Time
tf
8
20
Maximum Body-Diode Continuous Current
IS
1.25
A
Diode Forward Voltage
VSD
IS=1.25A,VGS=0V
0.77
1.2
V
pF
nC
ns
VGS=0V, VDS=15V, f=1MHz
VGS=10V, VDS=15V, ID=2.5A
ID=1A, VDS=15V, ,RGEN=6Ω
RL=15Ω,VGS=10V
Zero Gate Voltage Drain Current
μ
A
Static Drain-Source On-Resistance *1
RDS(On)
On-State Drain Currenta *1
ID(on)
A
IDSS
*1 Pulse test: PW ≤300us duty cycle ≤ 2%.
N-Channel MOSFET
SI2304DS-HF (KI2304DS-HF)


Podobny numer części - SI2304DS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2304DS-HF KEXIN-SI2304DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2304DS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com