Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3269-ZJ Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SK3269-ZJ
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK3269-ZJ Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SK3269-ZJ Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3269-ZJ Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
MOSFET
Typical Characterisitics
P
a
e
r
a
n
o
it
a
r
e
p
o
e
f
a
S
D
Ta
Drain-source voltage VDS (V)
10−1
10
1
100
1 000
0.1
1
10
100
t =
100 ms
IDP
ID
DC
t= 100 µs
t=
1 ms
t =
10 ms
Non repetitive pulse
TC = 25°C
RDS(on)/ RDS(on)
Limited
60
50
40
20
10
30
0
0
50
25
100
75
125
150
Ambient temperature Ta (°C)
(1)
(2)
(1) TC = Ta
(2) Without heat sink:
PD = 1.4 W
N-Channel MOSFET
2SK3269-ZJ


Podobny numer części - 2SK3269-ZJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
2SK3269 PANASONIC-2SK3269 Datasheet
75Kb / 3P
   N-channel enhancement mode MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3269 KEXIN-2SK3269 Datasheet
45Kb / 1P
   N-Channel Enhacement Mode MOSFET
More results

Podobny opis - 2SK3269-ZJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com