Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3402-Z Arkusz danych(PDF) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SK3402-Z
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK3402-Z Arkusz danych(HTML) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SK3402-Z Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3402-Z Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3402-Z Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3402-Z Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3402-Z Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
5
MOSFET
Typical Characterisitics
REVERSE RECOVERY TIME vs.
DRAIN CURRENT
IF - Drain Current - A
di/dt = 100 A/ s
VGS = 0 V
1
0.1
10
1
10
100
1000
100
µ
DYNAMIC INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS
QG - Gate Charge - nC
0
0
8
0
7
0
6
0
5
0
10 20
30
40
20
10
40
30
60
50
80
70
VDS
16
14
12
10
8
6
4
2
VGS
ID = 36 A
VDD = 48 V
30 V
12 V
SWITCHING CHARACTERISTICS
ID - Drain Current - A
10
1
1
0.1
100
1000
10
100
tf
tr
td(on)
td(off)
SINGLE AVALANCHE CURRENT vs.
INDUCTIVE LOAD
L - Inductive Load - H
1
10
100
1 m
10 m
VDD = 30 V
RG = 25 Ω
VGS = 20 →0 V
IAS = 35 A
10µ
100µ
0.1
EAS=123
mJ
SINGLE AVALANCHE ENERGY
DERATING FACTOR
Starting Tch - Starting Channel Temperature - ˚C
25
50
75
100
160
140
120
100
80
60
40
20
0
125
150
VDD = 30 V
RG = 25 Ω
VGS = 20 → 0 V
IAS ≤35 A
N-Channel MOSFET
2SK3402-Z


Podobny numer części - 2SK3402-Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK3402-Z NEC-2SK3402-Z Datasheet
132Kb / 8P
   SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3402-Z ISC-2SK3402-Z Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SK3402-Z RENESAS-2SK3402-Z Datasheet
238Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
More results

Podobny opis - 2SK3402-Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com