Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3434-ZJ Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części 2SK3434-ZJ
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK3434-ZJ Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SK3434-ZJ Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SK3434-ZJ Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
MOSFET
N-Channel MOSFET
2SK3434-ZJ
Features
VDS S = 60V
ID = 48 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 20mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 31mΩ (VGS = 4V)
Low Ciss: Ciss = 2100 pF TYP.
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
60
Gate-Source Voltage
VGS
±
20
Continuous Drain Current
ID
48
Pulsed Drain Current
(Note.1)
IDM
192
Single Avalanche Current (Note.2)
IAS
28
56
1.5
Single Avalanche Energy
(Note.2)
EAS
78
mJ
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient
RthJA
83.3
Thermal Resistance.Junction- to-Case
RthJC
2.23
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
A
V
PD
W
Power Dissipation
/W
Note.1: PW ≤ 10 us, Duty Cycle ≤ 1 %
Note.2: Starting TJ = 25 °C, VDD = 150 V, RG = 25 Ω, VGS = 20 V → 0 V
Source
Body
Diode
Gate
Protection
Diode
Gate
Drain
Tc = 25℃
Ta = 25℃


Podobny numer części - 2SK3434-ZJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
2SK3434-ZJ RENESAS-2SK3434-ZJ Datasheet
214Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2001
More results

Podobny opis - 2SK3434-ZJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com