Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2300-HF Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2300-HF
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2300-HF Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2300-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2300-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.kexin.com.cn
2
SMD Type
IC
SMD Type
MOSFET
Electrical Characteristics Ta = 25
ti
n
U
x
a
M
p
y
T
n
i
M
s
n
io
ti
d
n
o
c
t
s
e
T
l
o
b
m
y
S
r
e
t
e
m
a
r
a
P
Drain-Source Breakdown Voltage
VDSS
VGS=0V,ID
V
0
2
A
u
0
5
2
=
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=20V,VGS
A
u
1
V
0
=
I
e
g
a
k
a
e
L
y
d
o
B
-
e
t
a
G
GSS
VGS= 10V,VDS=0V
100
nA
V
*
e
g
a
tl
o
V
d
l
o
h
s
e
r
h
T
e
t
a
G
GS(th)
VGS=VDS,ID
V
5
.
1
6
.
0
A
u
0
5
2
=
VGS=4.5V,ID
0
4
A
0
.
5
=
m
VGS=2.5V,ID
0
6
A
0
.
4
=
m
VGS=1.8V,ID
5
7
A
0
.
1
=
m
I
*
t
n
e
r
r
u
C
n
i
a
r
D
e
t
a
t
S
-
n
O
D(ON)
VDS=5V,VGS
A
8
1
V
5
.
4
=
g
*
e
c
n
a
t
c
u
d
n
o
c
s
n
a
r
T
d
r
a
w
r
o
F
FS
VDS=5V,ID
S
5
A
5
=
C
e
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
t
u
p
n
I
ISS
888
pF
C
e
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
t
u
p
t
u
O
OSS
144
pF
C
e
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
r
e
f
s
n
a
r
T
e
s
r
e
v
e
R
RSS
115
pF
t
e
m
i
T
y
a
l
e
D
n
O
-
n
r
u
T
D(on)
31.8
ns
t
e
m
i
T
e
s
i
R
r
14.5
ns
t
e
m
i
T
y
a
l
e
D
ff
O
-
n
r
u
T
D(off)
50.3
ns
t
e
m
i
T
ll
a
F
f
31.9
ns
Q
e
g
r
a
h
C
e
t
a
G
l
a
t
o
T
g
16.8
nC
Q
e
g
r
a
h
C
e
c
r
u
o
S
-
e
t
a
G
gs
2.5
nC
Q
e
g
r
a
h
C
n
i
a
r
D
-
e
t
a
G
gd
5.4
nC
Drain-Source Diode Forward Current *
IS
1.25
A
V
e
g
a
tl
o
V
d
r
a
w
r
o
F
e
d
o
i
D
SD
VGS=0V,IS
V
2
.
1
5
2
8
.
0
A
5
2
.
1
=
* Pulse Test:Pulse Width 300 s,Duty Cycle 2%
VDS = 10V, ID = 3.5A,VGS = 4.5V
RDS(ON)
Drain- Source on-state Resistance *
VDD=10V,ID=1A,VGS=4.5V,RL=10
,RGEN=6
VDS = 15V, VGS = 0V,f =1.0MHZ
Marking
Marking
00A* F
N-Channel MOSFET
SI2300-HF (KI2300-HF)


Podobny numer części - SI2300-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2300-HF-3 KEXIN-SI2300-HF-3 Datasheet
761Kb / 2P
   N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2300-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com