Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADL5531 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADL5531
Szczegółowy opis  20 MHz to 500 MHz IF Gain Block
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5531 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button ADL5531_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADL5531_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
ADL5531
Data Sheet
Rev. B | Page 8 of 12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
37.5
37.9
38.3
38.7
39.1
39.5
39.9
40.3
OIP3 (dBm)
Figure 9. OIP3 Distribution at 190 MHz
0
10
20
30
40
50
60
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
P1dB (dBm)
Figure 10. P1dB Distribution at 190 MHz
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
19.7
19.9
20.1
20.3
20.5
20.7
20.9
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
GAIN (dB)
Figure 11. Gain Distribution at 190 MHz
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
FREQUENCY (MHz)
Figure 12. Noise Figure vs. Frequency at 25°C, Multiple Devices Shown
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
–40 –30 –20 –10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
TEMPERATURE (°C)
5V
4.75V
5.25V
Figure 13. Supply Current vs. Supply Voltage and Temperature
115
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
POUT (dBm)
+25°C
–40°C
+85°C
Figure 14. Supply Current vs. POUT and Temperature


Podobny numer części - ADL5531_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADL5531 AD-ADL5531_17 Datasheet
371Kb / 12P
   20 MHz to 500 MHz IF Gain Block
More results

Podobny opis - ADL5531_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADL5531 AD-ADL5531_17 Datasheet
371Kb / 12P
   20 MHz to 500 MHz IF Gain Block
ADL5534 AD-ADL5534 Datasheet
366Kb / 9P
   20 MHz to 500 MHz IF Gain Block
Rev. PrD 5/07
ADL5531 AD-ADL5531 Datasheet
321Kb / 12P
   20 MHz to 500 MHz IF Gain Block
REV. 0
ADL5532 AD-ADL5532 Datasheet
262Kb / 8P
   20 MHz to 500 MHz IF Gain Blocks
Rev. PrD 5/07
ADL5536 AD-ADL5536_17 Datasheet
337Kb / 14P
   20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block
ADL5536 AD-ADL5536 Datasheet
307Kb / 16P
   20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block
REV. 0
ADL5535 AD-ADL5535 Datasheet
387Kb / 16P
   20 MHz to 1.0 GHz IF Gain Block
REV. 0
ADL5534 AD-ADL5534_08 Datasheet
657Kb / 9P
   20 MHz to 500 MHz IF Amplifier
Rev. PrE 2/08
ADL5534 AD-ADL5534_14 Datasheet
410Kb / 16P
   20 MHz to 500 MHz Dual IF Amplifier
ADL5530 AD-ADL5530 Datasheet
305Kb / 12P
   DC to 1000 MHz IF Gain Block
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com