Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2303BDS-HF Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2303BDS-HF
Szczegółowy opis  P-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2303BDS-HF Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2303BDS-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303BDS-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303BDS-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303BDS-HF Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303BDS-HF Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
MOSFET
Features
VDS (V) =-30V
RDS(ON) < 200mΩ (VGS =-10V)
RDS(ON) < 380mΩ (VGS =-4.5V)
G
S
D
2
3
1
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
5 sec
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
Gate-Source Voltage
VGS
Continuous Drain Current *1
Ta = 25℃
-1.4
-1.3
Ta = 70℃
-1.1
-1.0
Pulsed Drain Current *2
IDM
Power Dissipation
*1
Ta = 25℃
0.9
0.7
W
Ta = 70℃
0.57
0.45
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient *1
120
145
*3
140
175
Junction Temperature
TJ
Storage Temperature Range
Tstg
-10
PD
RthJA
150
-30
±
20
ID
-55 to 150
V
/W
A
*1 Pulse width limited by maximum junction temperature.
*2 Surface Mounted on FR4 Board, t ≤ 5 sec.
*3 Surface Mounted on FR4 Board.
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.1
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.1
1.Gate
2.Source
3.Drain
1
2
3
Unit: mm
SOT-23
0.1 +0.05
-0.01
Pb−Free Package May be Available. The G−Suffix Denotes a
Pb−Free Lead Finish
P-Channel MOSFET
SI2303BDS-HF (KI2303BDS-HF)


Podobny numer części - SI2303BDS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303BDS-HF-3 KEXIN-SI2303BDS-HF-3 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2303BDS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com