Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2303DS Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2303DS
Szczegółowy opis  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2303DS Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2303DS Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303DS Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303DS Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2303DS Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
MOSFET
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2303DS (KI2303DS)
Features
VDS (V) =-30V
RDS(ON) < 200mΩ (VGS =-10V)
RDS(ON) < 380mΩ (VGS =-4.5V)
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
-30
Gate-Source Voltage
VGS
±
20
Continuous Drain Current
Ta = 25℃
-1.7
Ta = 70℃
-1.4
Pulsed Drain Current
IDM
-10
Power Dissipation
Ta = 25℃
1.25
Ta = 70℃
0.8
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient
100
(surface mounted on FR4 board)
166
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
ID
PD
W
RthJA
V
/W
A
G
S
D
2
3
1
0.4 +0.1
-0.1
2.9 +0.1
-0.1
0.95 +0.1
-0.1
1.9 +0.1
-0.1
1.Gate
2.Source
3.Drain
1
2
3
Unit: mm
SOT-23
0.1 +0.05
-0.01


Podobny numer części - SI2303DS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2303DS VISHAY-SI2303DS Datasheet
56Kb / 4P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-98
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS-3 KEXIN-SI2303DS-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SI2303DS-HF KEXIN-SI2303DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2303DS-HF-3 KEXIN-SI2303DS-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2303DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2303DS-T1-GE3 Datasheet
491Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SI2303DS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com