Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2305DS-HF-3 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2305DS-HF-3
Szczegółowy opis  P-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2305DS-HF-3 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2305DS-HF-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2305DS-HF-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2305DS-HF-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2305DS-HF-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
0
2
4
6
8
10
12
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
400
800
1200
1600
2000
0
2
4
6
8
VGS = 4.5 thru 2.5 V
25 C
TC = –55 C
Crss
Coss
Ciss
VDS = 4 V
ID = 3.5 A
VGS = 4.5 V
ID = 3.5 A
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
1, 0.5 V
125 C
1.5 V
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
r
e
f
s
n
a
r
T
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
t
u
p
t
u
O
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
Qg – Total Gate Charge (nC)
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
ID – Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature ( C)
VGS = 1.8 V
2 V
SMD Type
MOSFET
3
www.kexin.com.cn
Typical Characteristics
P-Channel MOSFET
SI2305DS-HF (KI2305DS-HF)


Podobny numer części - SI2305DS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2305DS-HF KEXIN-SI2305DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2305DS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com