Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2333CDS-HF-3 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2333CDS-HF-3
Szczegółowy opis  P-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2333CDS-HF-3 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2333CDS-HF-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2333CDS-HF-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2333CDS-HF-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2333CDS-HF-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2333CDS-HF-3 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
5
MOSFET
Typical Characterisitics
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10 -2
1
10
1000
10 -1
10 -4
100
0.2
0.1
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.1
0.01
D uty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.02
0.05
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10 -3
10 -2
0
1
1
10 -1
10 -4
0.2
0.1
D uty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.1
0.01
Single Pulse
0.02
0.05
t1
t2
N otes:
P DM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJF = 50 °C/W
3. TJM - TA = P DM ZthJA(t)
t 1
t 2
4. Surface Mo unted
P-Channel MOSFET
SI2333CDS-HF (KI2333CDS-HF)


Podobny numer części - SI2333CDS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2333CDS-HF KEXIN-SI2333CDS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2333CDS-HF-3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com