Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2343DS-HF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części SI2343DS-HF
Szczegółowy opis  P-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2343DS-HF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2343DS-HF Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS-HF Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS-HF Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS-HF Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2343DS-HF Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
Typical Characterisitics
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1.0
1.4
1
10
20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
T J = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
T J = 25 °C
1.2
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0
2
4
6
8
10
ID = 4.0 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 1 A
0.01
0
1
6
12
2
4
10
600
0.1
Time (s)
8
10
100
TA
= 25 °C
Safe Operating Area
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TA
= 25 °C
Single Pulse
DC
0.1
ID(on)
Limited
DS(on)
*
Limited by R
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001
IDM Limited
P(t) = 10
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
P-Channel MOSFET
SI2343DS-HF (KI2343DS-HF)


Podobny numer części - SI2343DS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2343DS-HF-3 KEXIN-SI2343DS-HF-3 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - SI2343DS-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com