Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT64-05 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części BAT64-05
Szczegółowy opis  Schottky Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BAT64-05 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BAT64-05 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BAT64-05 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Diodes
Typical Characterisitics
0
8
16
24
32
40
0
5
10
15
20
0
25
50
75
100
125
0
50
100
150
200
250
300
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1
10
100
0
1 0
2 0
30
4 0
0.1
1
10
100
1000
Capacitance Characteristics
REVERSE VOLTAGE V
R
(V)
T
a
=25 ℃
f=1MHz
Reverse Characteristics
Forward Characteristics
Power Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
T
a
=25 ℃
T
a
=100 ℃
FORWARD VOLTAGE
V
F
(V)
800
T
a
=25 ℃
T
a
=100 ℃
REVERSE VOLTAGE V
R
(V)
Schottky Diodes
BAT64-04/05/06 (KAT64-04/05/06)


Podobny numer części - BAT64-05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BAT64-05 SIEMENS-BAT64-05 Datasheet
91Kb / 3P
   Silicon Schottky Diodes (For low-loss, fast-recovery, meter protection, bias isolation and clamping applications Integrated diffused guard ring)
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-05 INFINEON-BAT64-05 Datasheet
491Kb / 7P
   Silicon Schottky Diodes
Mar-10-2004
logo
Continental Device Indi...
BAT64-05 CDIL-BAT64-05 Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR SCHOTTKY DIODES
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT64-05 KEXIN-BAT64-05 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Schottky Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAT64-05 INFINEON-BAT64-05 Datasheet
213Kb / 12P
   Silicon Schottky Diodes
2007-06-11
More results

Podobny opis - BAT64-05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Unisonic Technologies
SD106WS UTC-SD106WS Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
logo
General Semiconductor
SD101A GE-SD101A Datasheet
107Kb / 3P
   Schottky Diodes
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54 GE-BAT54 Datasheet
51Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
   Schottky Diodes
LL103A GE-LL103A Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
SD101AWS RECTRON-SD101AWS Datasheet
52Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com