Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMP1320-001 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części KMP1320-001
Szczegółowy opis  PIN Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KMP1320-001 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KMP1320-001 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMP1320-001 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMP1320-001 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Diodes
PIN Diodes
SMP1320 Series (KMP1320 Series)
Resistance vs Temperature @ 500 MHz
IF
(mA)
RS@ –55°C
(Ω)
RS@ –15° C
(Ω)
RS@ +25°C
(Ω)
RS@ +65°C
(Ω)
RS@ +100°C
(Ω)
32.7
2.0
3
30.8
2
.
9
2
29.6
2
0
.
0
8
.
8
8
.
8
3
.
8
7
.
7
2
.
7
0
1
.
0
1
.
4
0
.
4
8
.
3
6
.
3
4
.
3
3
.
0
0
.
3
9
.
2
8
.
2
7
.
2
5
.
2
5
.
0
9
.
1
0
.
2
9
.
1
8
.
1
7
.
1
0
.
1
67
.
0
76
.
0
76
.
0
85
.
0
84
.
0
0
1
56
.
0
64
.
0
64
.
0
3
7
.
0
73
.
0
0
2
40
.
0
48
.
0
7
4
.
0
7
5
.
0
59
.
0
0
0
1
Marking
SMP1320-001
SMP1320-003
SMP1320-004
SMP1320-005
SMP1320-007
KMP1320-001
KMP1320-003
KMP1320-004
KMP1320-005
KMP1320-007
Marking
PL1
PL9
PL3
PL2
PLB
SMP1320-001LF
SMP1320-003LF
SMP1320-004LF
SMP1320-005LF
SMP1320-007LF
KMP1320-001LF
KMP1320-003LF
KMP1320-004LF
KMP1320-005LF
KMP1320-007LF
Marking
RL1
RL9
RL3
RL2
RLB
NO
NO


Podobny numer części - KMP1320-001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
KMP1340-079 KEXIN-KMP1340-079 Datasheet
231Kb / 2P
   Fast Switching Speed Diodes
More results

Podobny opis - KMP1320-001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RN771V ROHM-RN771V_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN779D ROHM-RN779D_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN141CM ROHM-RN141CM Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BAP50-05W JIANGSU-BAP50-05W Datasheet
200Kb / 3P
   pin Diodes
logo
M/A-COM Technology Solu...
MADP-042XX8 MA-COM-MADP-042XX8_15 Datasheet
218Kb / 4P
   PIN Diodes
logo
Rohm
RN141S ROHM-RN141S_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN142ZS8A ROHM-RN142ZS8A_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN242CS ROHM-RN242CS_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN262CS ROHM-RN262CS_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN262G ROHM-RN262G_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
RN731V ROHM-RN731V_17 Datasheet
1Mb / 8P
   PIN Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com