Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL103_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL103_15
Szczegółowy opis  Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL103/ADXL203
Data Sheet
Rev. E | Page 6 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
ADXL103 AND ADXL203
VS = 5 V for all graphs, unless otherwise noted.
0
25
20
15
10
5
ZERO g BIAS (V)
Figure 5. X-Axis Zero g Bias Deviation from Ideal at 25°C
0
25
30
20
15
10
5
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 6. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
0
35
40
20
25
30
15
10
5
SENSITIVITY (V/g)
Figure 7. X-Axis Sensitivity at 25°C
0
30
25
20
15
10
5
ZERO g BIAS (V)
Figure 8. Y-Axis Zero g Bias Deviation from Ideal at 25°C
0
25
20
15
10
5
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 9. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
0
35
40
20
25
30
15
10
5
SENSITIVITY (V/g)
Figure 10. Y-Axis Sensitivity at 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl